công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP4811 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP4811
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI Interface with 20 MHz Clock Support
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP4811 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Microchip Technology

Back Button MCP4811 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP4811 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP4811 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP4811 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP4811 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP4811 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology MCP4811 Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology MCP4811 Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology MCP4811 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 50 page
background image
MCP4802/4812/4822
DS20002249B-page 14
 2010-2015 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, TA = +25°C, VDD = 5V, VSS = 0V, VREF = 2.048V, Gain = 2x, RL = 5 k, CL = 100 pF.
FIGURE 2-28:
VOUT Rise Time.
FIGURE 2-29:
VOUT Fall Time.
FIGURE 2-30:
VOUT Rise Time.
FIGURE 2-31:
VOUT Rise Time.
FIGURE 2-32:
VOUT Rise Time Exit
Shutdown.
FIGURE 2-33:
PSRR vs. Frequency.
VOUT
SCK
LDAC
Time (1 µs/div)
VOUT
SCK
LDAC
Time (1 µs/div)
VOUT
SCK
LDAC
Time (1 µs/div)
Time (1 µs/div)
VOUT
LDAC
Time (1 µs/div)
VOUT
SCK
LDAC
Frequency (Hz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com