công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6V84 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6V84
Giải thích chi tiết về linh kiện  Portable Instrumentation
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6V84 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6V84 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6V84 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6V84 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP6V84 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP6V84 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP6V84 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP6V84 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP6V84 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP6V84 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 48 page
background image
 2016 Microchip Technology Inc.
DS20005419B-page 11
MCP6V81/1U/2/4
Note:
Unless otherwise indicated, TA =+25°C, VDD = +2.2V to 5.5V, VSS = GND, VCM =VDD/3, VOUT =VDD/2,
VL =VDD/2, RL =10kΩ to VL and CL =30pF.
FIGURE 2-25:
Power-on Reset Voltage vs.
Ambient Temperature.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
-50
-25
0
255075
100
125
Ambient Temperature (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com