| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AMS2931CS bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Advanced Monolithic Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AMS2931CS bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Advanced Monolithic Systems |
|
9 / 9 page ![]() www.advanced-monolithic.com updated April 24, 2009 AMS2931 PACKAGE DIMENSIONS inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued). 3 LEAD TO-220 PLASTIC PACKAGE (T) 3 LEAD TO-263 PLASTIC DD (M) 0.330-0.370 0.050 (8.382-9.398) 0.090-0.110 (2.286-2.794) (1.270) TYP 0.390-0.415 (9.906-10.541) 0.165-0.180 (4.191-4.572) 0.045-0.055 (1.143-1.397) 0.095-0.115 (2.413-2.921) 0.013-0.023 (0.330-0.584) T (TO-220) AMS DRW# 042193 0.147-0.155 (3.734-3.937) DIA 0.230-0.270 (5.842-6.858) 0.460-0.500 (11.684-12.700) 0.570-0.620 (14.478-15.748) 0.218-0.252 (5.537-6.401) 0.520-0.570 (13.208-14.478) 0.980-1.070 (24.892-27.178) 0.028-0.038 (0.711-0.965) 0.330-0.370 0.032 0.060 (1.524) TYP (8.382-9.398) (5.05-5.54) 0.090-0.110 (2.286-2.794) 0.199-0.218 (0.81) TYP 0.390-0.415 (9.906-10.541) 0.165-0.180 (4.191-4.572) 0.045-0.055 (1.143-1.397) 0.095-0.115 (2.413-2.921) 0.90-0.110 (2.29-2.79) 0.013-0.023 (0.330-0.584) 0.108 (2.74) TYP (0.102 ) +0.203 -0.102 0.004 +0.008 -0.004 M (DD3) AMS DRW# 042191R1 |