| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IS1871 bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IS1871 bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Microchip Technology |
|
31 / 44 page ![]() 2015-2016 Microchip Technology Inc. DS60001371C-Page 31 IS1870/71 6.0 ORDERING GUIDE Table 6-1 provides the ordering information for the IS1870/71. TABLE 6-1: ORDERING GUIDE Device Bluetooth Version Package Part No. IS1870 Bluetooth Low Energy SoC, BLE 4.2 compliant 48-Lead QFN, 6x6x0.9 mm3, 0.4 mm pitch IS1870SF IS1871 Bluetooth Low Energy SoC, BLE 4.2 compliant 32-Lead QFN, 4x4x0.9 mm3, 0.4 mm pitch IS1871SF IS1870SF_IS1871SF.book Page 31 Thursday, March 31, 2016 10:29 AM |