công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2507FV bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện BU2507FV
Giải thích chi tiết về linh kiện  10bit 6-channel D/A converter
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2507FV bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  BU2507FV Datasheet HTML 1Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
BU2507FV
Optical disc ICs
1/3
10bit 6-channel D/A converter
BU2507FV
BU2507FV is an IC that incorporates 10bit 6-channel D/A converter using the R-2R system. Each channel output
incorporates a Rail to Rail type output with buffer amplifier. This IC utilizes the TTL level input method. RESET pin can
keep the output voltage in the lower reference voltage range.
Applications
DVD, CD-R, CD-RW, DVC, Digital camera, and other industrial equipments.
Features
1) High-performance 10bit 6-channel D/A converter adopting the R-2R system.
2) Power supply voltage : 4.5~5.5V.
3) Each channel output incorporates a Rail to Rail type output with buffer amplifier.
4) RESET pin can keep output voltage of all channels within the lower reference voltage range.
5) Digital input compatible with TTL levels.
6) 10MHz input frequency.
7) 14bit 3wire serial data + RESET signal input. (4bit address + 10bit data)
Absolute maximum ratings (Ta=25
°C)
Supply voltage
Output voltage
Power dissipation
Upper reference voltage of D/A converter
Input voltage
∗ Operating at higher than Ta=25°C, 3.5mW shall be redused per 1°C.
Parameter
Symbol
Limits
Unit
VCC
VDD
Pd
Tstg
Topr
V
V
V
V
mW
°C
°C
Operating temperature
Storage temperature
−0.3~+6.0
−0.3~+6.0
−0.3~+6.0
−0.3~+6.0
−55~+125
−25~+85
VIN
VOUT
350
Recommended operating conditions (Ta=25
°C)
Power supply voltage
Parameter
Symbol
Limits
Unit
VCC
V
4.5~5.5


Số phần tương tự - BU2507FV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2507FV ROHM-BU2507FV Datasheet
333Kb / 9P
High-precision 10bit 4ch-E6ch Type D/A Converters
BU2507FV ROHM-BU2507FV Datasheet
301Kb / 9P
High-precision 10bit 4ch/6ch D/A Converters
BU2507FV ROHM-BU2507FV Datasheet
1Mb / 21P
10bit 4ch/6ch D/A Converters
BU2507FV-E2 ROHM-BU2507FV-E2 Datasheet
333Kb / 9P
High-precision 10bit 4ch-E6ch Type D/A Converters
BU2507FV ROHM-BU2507FV_15 Datasheet
1Mb / 21P
10bit 4ch/6ch D/A Converters
More results

Mô tả tương tự - BU2507FV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
MN65742 PANASONIC-MN65742 Datasheet
50Kb / 6P
6-Bit, 2-Channel CMOS A/D Converter
logo
fujitsu semiconductor
MB4053 FUJITSU-MB4053 Datasheet
135Kb / 17P
6-Channel 8-BIT A/D Converter
logo
Rohm
BU2505FV ROHM-BU2505FV Datasheet
49Kb / 4P
10bit 10-channel D/A converter
BU2506FV ROHM-BU2506FV Datasheet
403Kb / 6P
10bit 8channels , D/A converter (with output buffer)
BU2508FV ROHM-BU2508FV Datasheet
329Kb / 6P
10bit 4channels , D/A converter (with output buffer)
logo
fujitsu semiconductor
MB40776 FUJITSU-MB40776 Datasheet
283Kb / 11P
1 Channel 6-bit D/A converter
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5483 AKM-AK5483 Datasheet
93Kb / 14P
10Bit 20MHz 3CH A/D Converter
logo
Rohm
BU2505FV ROHM-BU2505FV_15 Datasheet
1Mb / 22P
10bit 8ch/10ch D/A Converters
BU2507FV ROHM-BU2507FV_15 Datasheet
1Mb / 21P
10bit 4ch/6ch D/A Converters
logo
KODENSHI_AUK CORP.
TPSMD02-1 KODENSHI-TPSMD02-1 Datasheet
233Kb / 2P
AD converter bit count 10Bit
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com