công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7905CT bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7905CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7905CT bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button L7905CT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L7905CT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L7905CT Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L7905CT Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L7905CT Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L7905CT Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L7905CT Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L7905CT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L7905CT Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
L7900 SERIES
12/16
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
TO-220 MECHANICAL DATA
P011C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16