công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVC574D bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ALVC574D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-type flip-flop positive edge-trigger 3-state
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ALVC574D bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ALVC574D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ALVC574D Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ALVC574D Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74ALVC574D Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74ALVC574D Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74ALVC574D Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74ALVC574D Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 74ALVC574D Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors 74ALVC574D Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 20 page
background image
2002 Mar 04
14
Philips Semiconductors
Product specification
Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger;
3-state
74ALVC574
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (2)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
0.15
0.05
0.95
0.80
0.30
0.19
0.2
0.1
6.6
6.4
4.5
4.3
0.65
6.6
6.2
0.4
0.3
0.5
0.2
8
0
o
o
0.13
0.1
0.2
1.0
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.50
SOT360-1
MO-153
95-02-04
99-12-27
w M
b p
D
Z
e
0.25
110
20
11
pin 1 index
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
HE
E
c
v M A
X
A
y
0
2.5
5 mm
scale
TSSOP20: plastic thin shrink small outline package; 20 leads; body width 4.4 mm
SOT360-1
A
max.
1.10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com