công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F413VH bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F413VH
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-Cortex-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, up to 1.5MB Flash, 320KB RAM, USB OTG FS, 1 ADC, 2 DACs, 2 DFSDMs
PDF  207 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F413VH bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F413VH Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32F413VH Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32F413VH Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32F413VH Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32F413VH Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32F413VH Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F413VH Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F413VH Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32F413VH Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 207 page
background image
Memory mapping
STM32F413xG/H
76/207
DocID029162 Rev 2
APB1
0x4000 8000 - 0x4000 FFFF
Reserved
0x4000 7C00 - 0x4000 7FFF
UART8
0x4000 7800 - 0x4000 7BFF
UART7
0x4000 7400 - 0x4000 77FF
DAC1
0x4000 7000 - 0x4000 73FF
PWR
0x4000 6C00- 0x4000 6FFF
CAN3
0x4000 6800- 0x4000 6BFF
CAN2
0x4000 6400- 0x4000 67FF
CAN1
0x4000 6000- 0x4000 63FF
I2CFMP1
0x4000 5C00 - 0x4000 5FFF
I2C3
0x4000 5800 - 0x4000 5BFF
I2C2
0x4000 5400 - 0x4000 57FF
I2C1
0x4000 5000 - 0x4000 53FF
UART5
0x4000 4C00 - 0x4000 4FFF
UART4
0x4000 4800 - 0x4000 4BFF
USART3
0x4000 4400 - 0x4000 47FF
USART2
0x4000 4000 - 0x4000 43FF
I2S3ext
0x4000 3C00 - 0x4000 3FFF
SPI3 / I2S3
0x4000 3800 - 0x4000 3BFF
SPI2 / I2S2
0x4000 3400 - 0x4000 37FF
I2S2ext
0x4000 3000 - 0x4000 33FF
IWDG
0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF
WWDG
0x4000 2800 - 0x4000 2BFF
RTC & BKP Registers
0x4000 2400 - 0x4000 27FF
LPTIM1
0x4000 2000 - 0x4000 23FF
TIM14
0x4000 1C00 - 0x4000 1FFF
TIM13
0x4000 1800 - 0x4000 1BFF
TIM12
0x4000 1400 - 0x4000 17FF
TIM7
0x4000 1000 - 0x4000 13FF
TIM6
0x4000 0C00 - 0x4000 0FFF
TIM5
0x4000 0800 - 0x4000 0BFF
TIM4
0x4000 0400 - 0x4000 07FF
TIM3
0x4000 0000 - 0x4000 03FF
TIM2
Table 12. STM32F413xG/H register boundary addresses (continued)
Bus
Boundary address
Peripheral



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More