| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STGAP1ASTR bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STGAP1ASTR bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics |
|
56 / 70 page ![]() Programming manual STGAP1AS 56/70 DocID029344 Rev 2 9.2.3 CFG3 register (isolated side) The CFG3 register has the structure of Table 35. The 2LTOth parameter sets the voltage value which is actively forced during the 2-level turn- off sequence (refer to Section 7.10 on page 33 for details). Table 34. DESAT threshold DESATth [2 ... 0] DESAT threshold value [V] 00 0 3 00 1 4 01 0 5 01 1 6 10 0 7 10 1 8 11 0 9 11 1 10 Table 35. CFG3 register - Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 - 2LTOth 2LTOtime Default/reset 0000 0000 |