công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

USB2514BT-I/M2 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Microchip Technology

tên linh kiện USB2514BT-I/M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB 2.0 Hi-Speed Hub Controller
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

USB2514BT-I/M2 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Microchip Technology

Back Button USB2514BT-I/M2 Datasheet HTML 39Page - Microchip Technology USB2514BT-I/M2 Datasheet HTML 40Page - Microchip Technology USB2514BT-I/M2 Datasheet HTML 41Page - Microchip Technology USB2514BT-I/M2 Datasheet HTML 42Page - Microchip Technology USB2514BT-I/M2 Datasheet HTML 43Page - Microchip Technology USB2514BT-I/M2 Datasheet HTML 44Page - Microchip Technology USB2514BT-I/M2 Datasheet HTML 45Page - Microchip Technology USB2514BT-I/M2 Datasheet HTML 46Page - Microchip Technology USB2514BT-I/M2 Datasheet HTML 47Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 57 page
background image
2010 - 2015 Microchip Technology Inc.
DS00001692C-page 43
USB251xB/xBi
6.2.1
PACKAGE THERMAL SPECIFICATIONS
Thermal parameters are measured or estimated for devices with the exposed pad soldered to thermal vias in a multi-
layer 2S2P PCB per JESD51. Thermal resistance is measured from the die to the ambient air. The values provided are
based on the package body, die size, maximum power consumption, 85°C ambient temperature, and 125°C junction
temperature of the die.
Use the following formulas to calculate the junction temperature:
TJ = P x JA + TA
TJ = P x JT + TT
TJ = P x JC + TC
Max Power Supported = (TJ Max. Spec. x TAmb.)/ JA
Symbol
USB2512B/12Bi USB2513B/13Bi
USB2514B/14Bi
(°C/W)
Velocity (meters/s)
JA
40.1
0
35.0
1
JT
0.5
0
0.7
1
JC
6.3
0
6.3
1
TABLE 6-9:
LEGEND
Symbol
Description
TJ
Junction temperature
P
Power dissipated
JA
Junction-to-ambient-temperature
JC
Junction-to-top-of-package
JT
Junction-to-bottom-of-case
TA
Ambient temperature
TC
Temperature of the bottom of the case
TT
Temperature of the top of the case



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com