công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPD1030F bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TPD1030F
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-IN-1 Low-Side Switch for Motor, Solenoid and Lamp Drive
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPD1030F bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TPD1030F Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TPD1030F Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TPD1030F Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPD1030F Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPD1030F Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TPD1030F
2000-03-01
3/5
Timing Chart
Note2: The overheating detector circuits feature hysteresis. After overheating is detected, normal operation is
restored only when the channel temperature falls by the hysteresis amount (5°C typ.) in relation to the
overheating detection temperature.
Truth Table
IN
VOUT
Mode
L
H
H
L
Normal
L
H
H
H
Overcurrent
L
H
H
H
Overtemperature
Maximum Ratings (Ta
==== 25°C)
Characteristics
Symbol
Rating
Unit
Drain-source voltage
VDS (DC)
40
V
Drain current
ID
Internally
Limited
A
Input voltage
VIN
−0.3 to 7
V
Power dissipation (t
= 10 s)
PD
2.0
(Note3)
W
Operating temperature
Topr
−40 to 110
°C
Channel temperature
Tch
150
°C
Storage temperature
Tstg
−55 to 150
°C
Note3: Drive operation: Mount on glass epoxy boad [1 inch
2 × 0.8 t] (in the two devices driving)
Overcurrent Protection
Input Signal
Output Current
Current limiting
(limiter)
Overtemperature
protection (Note2)
Overtemperature Protection
Preliminary



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com