công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDT7604 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Seme LAB

tên linh kiện SDT7604
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar NPN Device
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEME-LAB [Seme LAB]
Trang chủ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

SDT7604 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Seme LAB

  SDT7604 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SDT7604
Bipolar NPN Device.
V
CEO =
120V
I
C = 10A
All Semelab hermetically sealed products
can be processed in accordance with the
requirements of BS, CECC and JAN,
JANTX, JANTXV and JANS specifications.
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
V
CEO*
120
V
I
C(CONT)
10
A
h
FE
@ (V
CE / IC)
-
f
t
60M
Hz
P
D
66
W
* Maximum Working Voltage
This is a shortform datasheet. For a full datasheet please contact sales@semelab.co.uk.
Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed
to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use.
Generated
31-Jul-02
TO3 (TO204AA)
PINOUTS
1 – Base
2 – Emitter
Case - Collector
Bipolar NPN Device in a
Hermetically sealed TO3
Metal Package.
Semelab plc.
Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk
Website: http://www.semelab.co.uk
Dimensions in mm (inches).
12
3
(case)
25.15 (0.99)
26.67 (1.05)
10.67 (0.42)
11.18 (0.44)
3.84 (0.151)
4.09 (0.161)
7.92 (0.312)
12.70 (0.50)
6.35 (0.25)
9.15 (0.36)
1.52 (0.06)
3.43 (0.135)


Số phần tương tự - SDT7604

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SDT7604 NJSEMI-SDT7604 Datasheet
81Kb / 1P
10 AMP SILICON PLANAR NPN POWER TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - SDT7604

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
SF_2N4895 SEME-LAB-SF_2N4895 Datasheet
11Kb / 1P
Bipolar NPN Device
SF_2N4924 SEME-LAB-SF_2N4924 Datasheet
11Kb / 1P
Bipolar NPN Device
SF_2N6033 SEME-LAB-SF_2N6033 Datasheet
12Kb / 1P
Bipolar NPN Device
SF_2N6673 SEME-LAB-SF_2N6673 Datasheet
12Kb / 1P
Bipolar NPN Device
SF_BSX21 SEME-LAB-SF_BSX21 Datasheet
10Kb / 1P
Bipolar NPN Device
SF_BSX52 SEME-LAB-SF_BSX52 Datasheet
10Kb / 1P
Bipolar NPN Device
SF_BUX16 SEME-LAB-SF_BUX16 Datasheet
11Kb / 1P
Bipolar NPN Device
SF_BUX67 SEME-LAB-SF_BUX67 Datasheet
11Kb / 1P
Bipolar NPN Device
SF_2N6263 SEME-LAB-SF_2N6263 Datasheet
11Kb / 1P
Bipolar NPN Device
BUL48B SEME-LAB-BUL48B Datasheet
14Kb / 1P
Bipolar NPN Device.
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com