công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SST25WF040 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Microchip Technology

tên linh kiện SST25WF040
Giải thích chi tiết về linh kiện  512 Kbit / 1 Mbit / 2 Mbit / 4 Mbit 1.8V SPI Serial Flash
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

SST25WF040 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Microchip Technology

Back Button SST25WF040 Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology SST25WF040 Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology SST25WF040 Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology SST25WF040 Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology SST25WF040 Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology SST25WF040 Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology SST25WF040 Datasheet HTML 34Page - Microchip Technology SST25WF040 Datasheet HTML 35Page - Microchip Technology SST25WF040 Datasheet HTML 36Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 36 page
background image
©2014 Silicon Storage Technology, Inc.
DS20005016C
11/14
34
512 Kbit / 1 Mbit / 2 Mbit / 4 Mbit 1.8V SPI Serial Flash
SST25WF512 / SST25WF010 / SST25WF020 / SST25WF040
EOL Data Sheet
Packaging Diagrams
Figure 30:8-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC)
SST Package Code: SA
08-soic-5x6-SA-8
Note: 1. Complies with JEDEC publication 95 MS-012 AA dimensions,
although some dimensions may be more stringent.
2. All linear dimensions are in millimeters (max/min).
3. Coplanarity: 0.1 mm
4. Maximum allowable mold flash is 0.15 mm at the package ends and 0.25 mm between leads.
TOP VIEW
SIDE VIEW
END VIEW
5.0
4.8
6.20
5.80
4.00
3.80
Pin #1
Identifier
0.51
0.33
1.27 BSC
0.25
0.10
1.75
1.35
7°
4 places
0.25
0.19
1.27
0.40
45°
7°
4 places
0°
8°
1mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com