| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IXDI414YI bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - IXYS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IXDI414YI bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - IXYS Corporation |
|
6 / 10 page ![]() 6 IXDN414PI / N414CI / N414CM / N414YI / N414YM IXDI414PI / I414CI / I414CM / I414YI / I414YM SupplyCurrent vs. LoadCapacitance Vcc=8V LoadCapacitance(pF) 1k 10k 100k 1 10 100 1000 50kHz 100kHz 500kHz 1MHz 2MHz SupplyCurrent vs. LoadCapacitance Vcc=12V LoadCapacitance(pF) 1k 10k 100k 1 10 100 1000 50kHz 100kHz 500kHz 1MHz 2MHz SupplyCurrent vs. Frequency Vcc=8V Frequency(kHz) 10 100 1000 10000 0.1 1 10 100 1000 2000pF CL=30nF 5000pF 15nF SupplyCurrent vs. Frequency Vcc=18V Frequency (kHz) 10 100 1000 10000 0.1 1 10 100 1000 2000pF CL=30nF 5000pF 15nF SupplyCurrent vs. Frequency Vcc=12V Frequency(kHz) 10 100 1000 10000 0.1 1 10 100 1000 2000pF CL=30nF 5000pF 15nF SupplyCurrent vs. LoadCapacitance Vcc=18V LoadCapacitance(pF) 1k 10k 100k 1 10 100 1000 50kHz 100kHz 500kHz 1MHz 2MHz Fig. 13 Fig. 15 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 14 Fig. 16 |