| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HTS221TR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HTS221TR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 33 page ![]() List of tables HTS221 4/33 DocID026333 Rev 4 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 3. Humidity and temperature parameter specifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 4. Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 5. SPI slave timing values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 6. I²C slave timing values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 7. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 8. Serial interface pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 9. Serial interface pin description I2C terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 10. SAD + Read/Write patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 11. Transfer when master is writing one byte to slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 12. Transfer when master is writing multiple bytes to slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 13. Transfer when master is receiving (reading) one byte of data from slave . . . . . . . . . . . . . 16 Table 14. Transfer when master is receiving (reading) multiple bytes of data from slave . . . . . . . . . 16 Table 15. Register address map. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 16. Humidity and temperature average configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 17. Output data rate configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 18. Typical power consumption with heater ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 19. Decoding the coefficients in the sensor Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 20. HLGA-6L (2 x 2 x 0.9 mm) mechanical data outer dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 21. Reel dimensions for carrier tape of HLGA-6L package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 22. Document revision history. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 |