| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
USB5742T-I/2G bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB5742T-I/2G bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 46 page ![]() 2015-2016 Microchip Technology Inc. DS00002016B-page 9 USB5742 Table 3-1 details the package pin assignments in table format. TABLE 3-1: 56-VQFN PIN ASSIGNMENTS Pin Number Pin Name Pin Number Pin Name 1 USB2DN_DP1/PRT_DIS_P1 29 NC 2 USB2DN_DM1/PRT_DIS_M1 30 NC 3 USB3DN_TXDP1 31 VDD33 4 USB3DN_TXDM1 32 GPIO20/GANG_PWR 5 VDD12 33 VDD12 6 USB3DN_RXDP1 34 GPIO19 7 USB3DN_RXDM1 35 PRT_CTL2 8 USB2DN_DP2/PRT_DIS_P2 36 PRT_CTL1 9 USB2DN_DM2/PRT_DIS_M2 37 VBUS_DET 10 USB3DN_TXDP2 38 SPI_CLK/SMCLK 11 USB3DN_TXDM2 39 SPI_DO/SMDAT 12 VDD12 40 SPI_DI/CFG_BC_EN 13 USB3DN_RXDP2 41 SPI_CE_N/CFG_NON_REM 14 USB3DN_RXDM2 42 RESET_N 15 VDD12 43 VDD12 16 VDD33 44 VDD33 17 NC 45 USB2UP_DP 18 NC 46 USB2UP_DM 19 NC 47 USB3UP_TXDP 20 NC 48 USB3UP_TXDM 21 VDD12 49 VDD12 22 NC 50 USB3UP_RXDP 23 NC 51 USB3UP_RXDM 24 NC 52 ATEST 25 NC 53 XTALO 26 NC 54 XTALI/CLK_IN 27 NC 55 VDD33 28 VDD12 56 RBIAS |