| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L475RC bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L475RC bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics |
|
56 / 193 page ![]() Pinouts and pin description STM32L475xx 56/193 DocID027692 Rev 2 - 4 PE5 I/O FT - TRACED2, TIM3_CH3, DFSDM_CKIN3, TSC_G7_IO4, FMC_A21, SAI1_SCK_A, EVENTOUT - - 5 PE6 I/O FT - TRACED3, TIM3_CH4, FMC_A22, SAI1_SD_A, EVENTOUT RTC_TAMP3/ WKUP3 1 6 VBAT S - - - - 2 7 PC13 I/O FT (1) (2) EVENTOUT RTC_TAMP1/ RTC_TS/ RTC_OUT/ WKUP2 38 PC14- OSC32_IN (PC14) I/O FT (1) (2) EVENTOUT OSC32_IN 49 PC15- OSC32_OUT (PC15) I/O FT (1) (2) EVENTOUT OSC32_OUT -10 VSS S - - - - -11 VDD S - - - - 512 PH0-OSC_IN (PH0) I/O FT - EVENTOUT OSC_IN 613 PH1-OSC_OUT (PH1) I/O FT - EVENTOUT OSC_OUT 7 14 NRST I/O RST - - - 8 15 PC0 I/O FT_fa - LPTIM1_IN1, I2C3_SCL, DFSDM_DATIN4, LPUART1_RX, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC123_IN1 9 16 PC1 I/O FT_fa - LPTIM1_OUT, I2C3_SDA, DFSDM_CKIN4, LPUART1_TX, EVENTOUT ADC123_IN2 10 17 PC2 I/O FT_a - LPTIM1_IN2, SPI2_MISO, DFSDM_CKOUT, EVENTOUT ADC123_IN3 11 18 PC3 I/O FT_a - LPTIM1_ETR, SPI2_MOSI, SAI1_SD_A, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC123_IN4 -19 VSSA S - - - - -20 VREF- S - - - - Table 15. STM32L475xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |