| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L475VG bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L475VG bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - STMicroelectronics |
|
59 / 193 page ![]() DocID027692 Rev 2 59/193 STM32L475xx Pinouts and pin description 79 - 45 PE14 I/O FT - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, TIM1_BKIN2_COMP2, SPI1_MISO, QUADSPI_BK1_IO2, FMC_D11, EVENTOUT - - 46 PE15 I/O FT - TIM1_BKIN, TIM1_BKIN_COMP1, SPI1_MOSI, QUADSPI_BK1_IO3, FMC_D12, EVENTOUT - 29 47 PB10 I/O FT_f - TIM2_CH3, I2C2_SCL, SPI2_SCK, DFSDM_DATIN7, USART3_TX, LPUART1_RX, QUADSPI_CLK, COMP1_OUT, SAI1_SCK_A, EVENTOUT - 30 48 PB11 I/O FT_f - TIM2_CH4, I2C2_SDA, DFSDM_CKIN7, USART3_RX, LPUART1_TX, QUADSPI_NCS, COMP2_OUT, EVENTOUT - 31 49 VSS S - - - - 32 50 VDD S - - - - 33 51 PB12 I/O FT - TIM1_BKIN, TIM1_BKIN_COMP2, I2C2_SMBA, SPI2_NSS, DFSDM_DATIN1, USART3_CK, LPUART1_RTS_DE, TSC_G1_IO1, SWPMI1_IO, SAI2_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT - 34 52 PB13 I/O FT_f - TIM1_CH1N, I2C2_SCL, SPI2_SCK, DFSDM_CKIN1, USART3_CTS, LPUART1_CTS, TSC_G1_IO2, SWPMI1_TX, SAI2_SCK_A, TIM15_CH1N, EVENTOUT - Table 15. STM32L475xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |