công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F401CBU6 bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F401CBU6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM Cortex-M4 32b MCUFPU, 105 DMIPS, 256KB Flash/64KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 comm. interfaces
PDF  135 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F401CBU6 bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F401CBU6 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32F401CBU6 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32F401CBU6 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32F401CBU6 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F401CBU6 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F401CBU6 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32F401CBU6 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32F401CBU6 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32F401CBU6 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 135 page
background image
DocID024738 Rev 6
78/135
STM32F401xB STM32F401xC
Electrical characteristics
113
Figure 25. Typical application with a 32.768 kHz crystal
6.3.9
Internal clock source characteristics
The parameters given in Table 39 and Table 40 are derived from tests performed under
ambient temperature and VDD supply voltage conditions summarized in Table 14.
High-speed internal (HSI) RC oscillator
Table 39. HSI oscillator characteristics (1)
1. VDD = 3.3 V, TA = –40 to 105 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fHSI
Frequency
-
-
16
-
MHz
ACCHSI
HSI user trimming step(2)
2. Guaranteed by design.
--
-
1
%
Accuracy of the HSI oscillator
TA = –40 to 105 °C(3)
3. Guaranteed by characterization.
–8
-
4.5
%
TA = –10 to 85 °C(3)
–4
-
4
%
TA = 25 °C(4)
4. Factory calibrated, parts not soldered.
–1
-
1
%
tsu(HSI)(2) HSI oscillator startup time
-
-
2.2
4
µs
IDD(HSI)(2)
HSI oscillator power
consumption
-
-
60
80
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com