| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F746BE bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F746BE bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - STMicroelectronics |
|
83 / 227 page ![]() Port F PF13 - - - - I2C4_SM BA -- - - - - - FMC_A7 -- EVEN TOUT PF14 - - - - I2C4_SC L -- - - - - - FMC_A8 -- EVEN TOUT PF15 - - - - I2C4_SD A -- - - - - - FMC_A9 -- EVEN TOUT Port G PG0 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 0 -- EVEN TOUT PG1 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 1 -- EVEN TOUT PG2 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 2 -- EVEN TOUT PG3 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 3 -- EVEN TOUT PG4 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 4/FMC_ BA0 -- EVEN TOUT PG5 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 5/FMC_ BA1 -- EVEN TOUT PG6 - -- - - -- - - - - - - DCMI_D 12 LCD_R7 EVEN TOUT PG7 - -- - - -- - USART6 _CK -- - FMC_IN T DCMI_D 13 LCD_CL K EVEN TOUT PG8 - - - - - SPI6_NS S - SPDIFRX _IN2 USART6 _RTS -- ETH_PPS _OUT FMC_SD CLK -- EVEN TOUT PG9 - -- - - -- SPDIFRX _IN3 USART6 _RX QUADSP I_BK2_IO 2 SAI2_FS_ B - FMC_NE 2/FMC_ NCE DCMI_V SYNC - EVEN TOUT PG10 - - - - - - - - - LCD_G3 SAI2_SD_ B - FMC_NE 3 DCMI_D 2 LCD_B2 EVEN TOUT Table 12. STM32F745xx and STM32F746xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/ 11/LPTIM 1/CEC I2C1/2/3/ 4/CEC SPI1/2/3/ 4/5/6 SPI3/ SAI1 SPI2/3/U SART1/2/ 3/UART5/ SPDIFRX SAI2/US ART6/UA RT4/5/7/8 /SPDIFR X CAN1/2/T IM12/13/ 14/QUAD SPI/LCD SAI2/QU ADSPI/O TG2_HS/ OTG1_FS ETH/ OTG1_FS FMC/SD MMC1/O TG2_FS DCMI LCD SYS |