| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F745VG bảng dữ liệu(PDF) 216 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F745VG bảng dữ liệu(HTML) 216 Page - STMicroelectronics |
|
216 / 227 page ![]() Package information STM32F745xx STM32F746xx 216/227 DocID027590 Rev 4 6.7 UFBGA 176+25, 10 x 10 x 0.65 mm ultra thin-pitch ball grid array package information Figure 97. UFBGA 176+25, 10 × 10 × 0.65 mm ultra thin fine-pitch ball grid array package outline 1. Drawing is not to scale. Table 120. UFBGA 176+25, 10 × 10 × 0.65 mm ultra thin fine-pitch ball grid array package mechanical data Symbol millimeters inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min Typ Max Min Typ Max A 0.460 0.530 0.600 0.0181 0.0209 0.0236 A1 0.050 0.080 0.110 0.002 0.0031 0.0043 A2 0.400 0.450 0.500 0.0157 0.0177 0.0197 b 0.230 0.280 0.330 0.0091 0.0110 0.0130 D 9.950 10.000 10.050 0.3917 0.3937 0.3957 E 9.950 10.000 10.050 0.3917 0.3937 0.3957 e - 0.650 - - 0.0256 - F 0.400 0.450 0.500 0.0157 0.0177 0.0197 ddd - - 0.080 - - 0.0031 eee - - 0.150 - - 0.0059 fff - - 0.080 - - 0.0031 |