| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F446RE bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F446RE bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - STMicroelectronics |
|
86 / 202 page ![]() Electrical characteristics STM32F446xC/E 86/202 DocID027107 Rev 6 Table 26. Typical and maximum current consumption in Sleep mode(1) Symbol Parameter Conditions fHCLK (MHz) Typ Max Unit TA = 25 °C TA = 25 °C TA = 25 °C IDD Supply current in Sleep mode all peripherals enabled External clock, PLL ON, Flash on 180 51.2 59.00 77.25 102.00 mA 168(2) 46.8 53.94 66.48 79.40 150 42.2 49.26 60.84 73.41 144(2) 38.6 45.37 55.47 66.96 120 29.3 35.70 42.49 51.46 90 22.8 29.17 34.78 43.12 60 16.3 22.41 27.12 34.83 30 10.1 16.03 19.72 26.86 25 9.0 14.92 18.41 25.38 HSI, PLL off, Flash on 16 6.5 13.10 15.1 22.3 8 5.2 12.31 13.5 20.4 4 4.5 11.63 12.5 19.3 2 4.1 11.23 12.0 18.8 |