công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSX393IST bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TSX393IST
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower dual CMOS voltage comparators
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TSX393IST bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics

Back Button TSX393IST Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics TSX393IST Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics TSX393IST Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics TSX393IST Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics TSX393IST Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics TSX393IST Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics TSX393IST Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics TSX393IST Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics TSX393IST Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 23 page
background image
Package information
TSX393
18/23
DocID026989 Rev 3
7.3
DFN8 2x2 package information
Figure 19: DFN8 2x2 package outline
Table 8: DFN8 2x2 mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.70
0.75
0.80
0.028
0.030
0.031
A1
0.00
0.02
0.05
0.000
0.001
0.002
b
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
D
2.00
0.079
E
2.00
0.079
e
0.50
0.020
L
0.045
0.55
0.65
0.018
0.022
0.026
N
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23