| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TSX393IDT bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSX393IDT bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 23 page ![]() Package information TSX393 18/23 DocID026989 Rev 3 7.3 DFN8 2x2 package information Figure 19: DFN8 2x2 package outline Table 8: DFN8 2x2 mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.70 0.75 0.80 0.028 0.030 0.031 A1 0.00 0.02 0.05 0.000 0.001 0.002 b 0.15 0.20 0.25 0.006 0.008 0.010 D 2.00 0.079 E 2.00 0.079 e 0.50 0.020 L 0.045 0.55 0.65 0.018 0.022 0.026 N 8 |