công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F206NIA200SA-M105F bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vincotech

tên linh kiện F206NIA200SA-M105F
Giải thích chi tiết về linh kiện  High power flow2 housing
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VINCOTECH [Vincotech]
Trang chủ  http://www.vincotech.com
Logo VINCOTECH - Vincotech

F206NIA200SA-M105F bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vincotech

  F206NIA200SA-M105F Datasheet HTML 1Page - Vincotech F206NIA200SA-M105F Datasheet HTML 2Page - Vincotech F206NIA200SA-M105F Datasheet HTML 3Page - Vincotech F206NIA200SA-M105F Datasheet HTML 4Page - Vincotech F206NIA200SA-M105F Datasheet HTML 5Page - Vincotech F206NIA200SA-M105F Datasheet HTML 6Page - Vincotech F206NIA200SA-M105F Datasheet HTML 7Page - Vincotech F206NIA200SA-M105F Datasheet HTML 8Page - Vincotech F206NIA200SA-M105F Datasheet HTML 9Page - Vincotech Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 24 page
background image
F206NIA200SA-M105F
preliminary datasheet
Parameter
Symbol
Unit
VGE [V] or
VGS [V]
Vr [V]
or
VCE [V] or
VDS [V]
IC [A] or
IF [A] or
ID [A]
Tj
Min
Typ
Max
Tj=25°C
5
5,8
6,5
Tj=150°C
Tj=25°C
1,05
1,51
1,85
Tj=150°C
1,75
Tj=25°C
0,66
Tj=150°C
Tj=25°C
700
Tj=150°C
Tj=25°C
240
Tj=150°C
245
Tj=25°C
42
Tj=150°C
42
Tj=25°C
310
Tj=150°C
341
Tj=25°C
71
Tj=150°C
104
Tj=25°C
3,14
Tj=150°C
4,22
Tj=25°C
6,14
Tj=150°C
7,89
Thermal resistance chip to heatsink per chip
RthJH
0,39
Thermal resistance chip to case per chip
RthJC
0,26
Tj=25°C
1,5
1,77
3,3
Tj=125°C
1,89
Tj=25°C
136
Tj=125°C
172
Tj=25°C
137
Tj=125°C
269
Tj=25°C
8,5
Tj=125°C
16,2
di(rec)max
Tj=25°C
3158
/dt
Tj=125°C
2901
Tj=25°C
2,02
Tj=125°C
3,66
Thermal resistance chip to heatsink per chip
RthJH
0,60
Thermal resistance chip to case per chip
RthJC
0,40
768
Ω
mWs
pF
ns
1
Tj=25°C
Tj=25°C
2100
A
V
nA
ns
mA
V
12320
Reverse recovered energy
Peak rate of fall of recovery current
20
Fall time
Turn-off delay time
Turn-on delay time
Rgoff=4
Ω
±15
200
0,0032
0
15
Integrated Gate resistor
Buck IGBT
Gate emitter threshold voltage
Collector-emitter cut-off current incl. Diode
Gate-emitter leakage current
Turn-on energy loss per pulse
Reverse recovered charge
Reverse recovery time
Peak reverse recovery current
Reverse transfer capacitance
Diode forward voltage
Gate charge
Buck Diode
μC
mWs
A/
μs
366
Characteristic Values
Value
Conditions
Input capacitance
Output capacitance
Turn-off energy loss per pulse
Collector-emitter saturation voltage
Rise time
VGE(th)
VCE(sat)
ICES
Rgint
Erec
Coss
IRRM
Crss
VF
QGate
tr
td(off)
f=1MHz
Rgon=4
Ω
IGES
tf
Eon
Eoff
td(on)
VCE=VGE
Cies
Qrr
trr
Rgoff=4
Ω
15
±15
0
200
200
nC
V
200
200
350
600
0
25
350
700
Thermal grease
thickness
≤50um
λ = 1 W/mK
Thermal grease
thickness
≤50um
λ = 1 W/mK
K/W
K/W
3
Revision: 4
Copyright by Vincotech



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com