công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SAMG53G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện SAMG53G
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMART ARM-based Flash MCU
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

SAMG53G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ATMEL Corporation

  SAMG53G Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation SAMG53G Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation SAMG53G Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation SAMG53G Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation SAMG53G Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation SAMG53G Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation SAMG53G Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation SAMG53G Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation SAMG53G Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
SAM G53G / SAM G53N [SUMMARY DATASHEET]
Atmel-11240DS-ATARM-SAM-G53G-SAM-G53N-Summary-Datasheet_17-Oct-14
4
1.
Configuration Summary
Table 1-1 summarizes the SAM G53 device configurations.
Table 1-1.
Configuration Summary
Feature
SAM G53G19
SAM G53N19
Flash
512 Kbytes
512 Kbytes
SRAM
96 Kbytes
96 Kbytes
Package
WLCSP49
LQFP100
Number of PIOs
38
38
Event System
Yes
Yes
12-bit ADC
8 channels
Performance:
800 KSps at 10-bit resolution
200 KSps at 11-bit resolution
50 KSps at 12-bit resolution
8 channels
Performance
800 KSps at 10-bit resolution
200 KSps at 11-bit resolution
50 KSps at 12-bit resolution
16-bit Timer
6 channels
(3 external channels)
6 channels
(3 external channels)
I2SC/PDM
2 / 1-channel 2-way
2 / 1-channel 2-way
PDC Channels
28
28
USART/UART
1/2
1/2
SPI
11
TWI
2 masters at 400Kbits/s and
1 slave at 3.4Mbit/s
2 masters 400Kbits/s and
1 slave 3.4Mbit/s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com