công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMUB005DU6P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sensortechnics GmbH

tên linh kiện HMUB005DU6P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Basic pressure sensors
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Trang chủ  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

HMUB005DU6P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sensortechnics GmbH

Back Button HMUB005DU6P Datasheet HTML 2Page - Sensortechnics GmbH HMUB005DU6P Datasheet HTML 3Page - Sensortechnics GmbH HMUB005DU6P Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH HMUB005DU6P Datasheet HTML 5Page - Sensortechnics GmbH HMUB005DU6P Datasheet HTML 6Page - Sensortechnics GmbH HMUB005DU6P Datasheet HTML 7Page - Sensortechnics GmbH HMUB005DU6P Datasheet HTML 8Page - Sensortechnics GmbH HMUB005DU6P Datasheet HTML 9Page - Sensortechnics GmbH HMUB005DU6P Datasheet HTML 10Page - Sensortechnics GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
HMU Series
Basic pressure sensors
6/14
E / 11801 / B
www.first-sensor.com
www.sensortechnics.com
n
i
P
n
o
i
t
c
e
n
n
o
C
1t
u
o
V
-
2D
N
G
3t
u
o
V
+
4s
V
+
HMU...GX7..., ...AX7... (SIL, 1 port axial, barbed)
PHYSICAL DIMENSIONS AND ELECTRICAL CONNECTION (cont.)
dimensions in mm
first angle projection
High pressure port



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com