công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMIP100BU1H3 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Sensortechnics GmbH

tên linh kiện HMIP100BU1H3
Giải thích chi tiết về linh kiện  HMIM100U
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Trang chủ  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

HMIP100BU1H3 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Sensortechnics GmbH

Back Button HMIP100BU1H3 Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH HMIP100BU1H3 Datasheet HTML 5Page - Sensortechnics GmbH HMIP100BU1H3 Datasheet HTML 6Page - Sensortechnics GmbH HMIP100BU1H3 Datasheet HTML 7Page - Sensortechnics GmbH HMIP100BU1H3 Datasheet HTML 8Page - Sensortechnics GmbH HMIP100BU1H3 Datasheet HTML 9Page - Sensortechnics GmbH HMIP100BU1H3 Datasheet HTML 10Page - Sensortechnics GmbH HMIP100BU1H3 Datasheet HTML 11Page - Sensortechnics GmbH HMIP100BU1H3 Datasheet HTML 12Page - Sensortechnics GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
HMI Series
Amplified pressure sensors
8/16
E / 11802 / B
www.first-sensor.com
www.sensortechnics.com
HMI...X7... (SIL, 1 port axial, barbed)
PHYSICAL DIMENSIONS AND ELECTRICAL CONNECTION (cont.)
dimensions in mm
first angle projection
High pressure port
n
i
P
n
o
i
t
c
e
n
n
o
C
1s
V
+
2D
N
G
3L
C
S
4A
D
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com