| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L052T6 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L052T6 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 136 page ![]() Pin descriptions STM32L052x6 STM32L052x8 44/136 DocID025936 Rev 6 - - E2 21 29 G7 PB10 I/O FT - TIM2_CH3, TSC_SYNC, LPUART1_TX, SPI2_SCK, I2C2_SCL - - - D2 22 30 H7 PB11 I/O FT - EVENTOUT, TIM2_CH4, TSC_G6_IO1, LPUART1_RX, I2C2_SDA - 16 - - 23 31 D6 VSS S - - - - 17 17 F1 24 32 E5 VDD S - - - - -- - 25 33 H8 PB12 I/O FT - SPI2_NSS/I2S2_WS, LPUART1_RTS_DE, TSC_G6_IO2, I2C2_SMBA, EVENTOUT - -- - 26 34 G8 PB13 I/O FTf - SPI2_SCK/I2S2_CK, TSC_G6_IO3, LPUART1_CTS, I2C2_SCL, TIM21_CH1 - -- - 27 35 F8 PB14 I/O FTf - SPI2_MISO/I 2S2_MCK, RTC_OUT, TSC_G6_IO4, LPUART1_RTS_DE, I2C2_SDA, TIM21_CH2 - -- - 28 36 F7 PB15 I/O FT - SPI2_MOSI/I2S2_SD, RTC_REFIN - - - - - 37 F6 PC6 I/O FT - TIM22_CH1, TSC_G8_IO1 - - - - - 38 E7 PC7 I/O FT - TIM22_CH2, TSC_G8_IO2 - - - - - 39 E8 PC8 I/O FT - TIM22_ETR, TSC_G8_IO3 - Table 16. STM32L052x6/8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |