| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L051R8 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L051R8 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 127 page ![]() Pin descriptions STM32L051x6 STM32L051x8 38/127 DocID025938 Rev 6 4B1 4 B6 3 3 PC15- OSC32_OUT (PC15) I/O TC - - OSC32_OUT 5C1 5 - - - PH0-OSC_IN (PH0) I/O TC - - OSC_IN 6D1 6 - - - PH1- OSC_OUT (PH1) I/O TC - - OSC_OUT 7 E1 7 C6 4 4 NRST I/O RST - - - 8E3 - - - - PC0 I/O FT - LPTIM1_IN1, EVENTOUT ADC_IN10 9E2 - - - - PC1 I/O FT - LPTIM1_OUT, EVENTOUT ADC_IN11 10 F2 - - - - PC2 I/O FT - LPTIM1_IN2, SPI2_MISO/I2S2_M CK ADC_IN12 11 -- -- - PC3 I/O FT - LPTIM1_ETR, SPI2_MOSI/I2S2_SD ADC_IN13 12 F1 8 - - - VSSA S - - - - G1 - E6 - - VREF+ S - - - 13 H1 9 D5 5 5 VDDA S - - - 14 G2 10 D4 6 6 PA0 I/O TC - TIM2_CH1, USART2_CTS, TIM2_ETR, COMP1_OUT COMP1_INM6, ADC_IN0, RTC_TAMP2/WKU P1 15 H2 11 F6 7 7 PA1 I/O FT - EVENTOUT, TIM2_CH2, USART2_RTS_DE, TIM21_ETR COMP1_INP, ADC_IN1 16 F3 12 E5 8 8 PA2 I/O FT - TIM21_CH1, TIM2_CH3, USART2_TX, COMP2_OUT COMP2_INM6, ADC_IN2 Table 15. STM32L051x6/8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |