công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2W005 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện 2W005
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

2W005 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  2W005 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD 2W005 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( 2W005 - 2W10 )
FIG.1 - DERATING CURVE FOR OUTPUT
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
RECTIFIED CURRENT
FORWARD SURGE CURRENT
0
25
50
75
100
125
150
175
1
2
4
6
10
20
40
60
100
CASE TEMPERATURE, (
°C)
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.3 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
FORWARD VOLTAGE, VOLTS
60 Hz, Resistive or Inductive load.
1.6
0.8
0.4
2.0
10
10
1.0
40
0
50
0
20
10
0.01
1
80
0.01
0.1
0.1
100
140
0
20
40
60
120
PERCENT OF RATED REVERSE
VOLTAGE, (%)
TJ = 25
°C
Pulse W idth = 300
µs
1 % Duty Cycle
SINGLE HALF SINE WAVE
(JEDEC METHOD)
T J = 55
°C
T J = 100
°C
T J = 25
°C
30
1.2
0.375(9.5mm)
Copper Pads
0.22" x 0.22" (5.5 x5.5mm)
PC Board
20
2 of 2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com