công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB10SN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện MB10SN
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE PHASE 0.5AMP SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

MB10SN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  MB10SN Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. MB10SN Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1.0
0.01
0.1
1.0
10
0.2
0.6
1.0
1.4
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig.2Typical Forward Characteristics (per leg)
F
T= 25 C
Pulse Width = 300 s
A
°
µ
0.4
0.8
1.2
1.6
0
10
20
30
35
1.0
10
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Maximum Peak Forward Surge Current (per leg)
T = 25 C
Single Half Sine-Wave
Pulse Width = 8.3ms
(JEDEC Method)
A
°
1
10
100
1
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig.4 Typical Junction Capacitance
R
T= 25 C
f = 1.0MHz
J
°
0
0.2
0.4
0.6
0
40
80
120
160
T , AMBIENT TEMPERATURE ( C)
Fig. 1 Output Current Derating Curve
A
°
Resistive or Inductive Load
MB05SN THRU MB10SN
10 00
100
10
1.0
0.1
T= 2 5 C
J
O
T = 125 C
J
O
FIG.5 TYPICAL REVERSE CHRACTERISTICS
(V)
PERCENT OF RATED PEAK INVERSE VOLTGE
20
40
60
80
100
120
2 of 2
version:01
www.dyelec.com



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com