công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1S3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện 1S3
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

1S3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  1S3 Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 1S3 Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
version:01
2of2
1.0
.50
0
.25
.75
0
20
40
60
80
100
120
140
Fig.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
SINGLE PHASE
HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
.375" 9.5mm LEAD LENGTHS
1000
10
0.1
1.0
10
100
1
10
100
30
25
20
15
10
5
0
100
Fig.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
Fig.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE
SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
REVERSE VOLTAGE, (V)
T=25 C
J
O
5
20
0
0.1
10
1.0
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, (V)
Fig.2-TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
T=25 C
Pulse Width=300us
1% Duty Cycle
A
O
.2 .4 .6 .7 .9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
50-60V
20-40V
1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
80-100V
150-200V
250V
www.dyelec.com
1S2 THRU 1S25
AMBIENT TEMPERATURE (
)
C
°



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com