công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPD65R1K0CE bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IPD65R1K0CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V CoolMOS짧 CE Power Transistor
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IPD65R1K0CE bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG

Back Button IPD65R1K0CE Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IPD65R1K0CE Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IPD65R1K0CE Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IPD65R1K0CE Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG IPD65R1K0CE Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG IPD65R1K0CE Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG IPD65R1K0CE Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG IPD65R1K0CE Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG IPD65R1K0CE Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
10
650VCoolMOSªCEPowerTransistor
IPD65R1K0CE
Rev.2.0,2016-02-26
Final Data Sheet
Diagram13:Drain-sourcebreakdownvoltage
Tj[°C]
-75
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150 175
550
570
590
610
630
650
670
690
710
730
750
VBR(DSS)=f(Tj);ID=1.0mA
Diagram14:Typ.capacitances
VDS[V]
0
100
200
300
400
500
100
101
102
103
104
Ciss
Coss
Crss
C=f(VDS);VGS=0V;f=1MHz
Diagram15:Typ.Cossstoredenergy
VDS[V]
0
100
200
300
400
500
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Eoss=f(VDS)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com