công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RF071M2S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện RF071M2S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast recovery diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RF071M2S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  RF071M2S Datasheet HTML 1Page - Rohm RF071M2S Datasheet HTML 2Page - Rohm RF071M2S Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
RF071M2S
Diodes
2/2
Electrical characteristic curves (Ta=25
°C)
Fig.1 Forward temperature
characteristics
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1000
100
10
1
125
°C
FORWARD VOLTAGE : VF (V)
75
°C
25
°C
−25°C
Fig.2 Reverse temperature
characteristics
0
10000
1000
100
10
1
0.1
50
100
150
200
REVERSE VOLTAGE : VR (V)
125
°C
75
°C
25
°C
−25°C
0
0
2.0
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.6
0.4
0.2
25
75
125
50
100
150
AMBIENT TEMPERATURE : Ta (
°C)
Fig.3 Derating curve
DC
D=1/2
Sin(
θ=180)
T
t
IO
0A
0V
VR
D=t / T
VR=200V
Tj=150
°C
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AVERAGE RECTIFIED FORWARD CURRENT : IO (A)
DC
D=1/2
Sin(
θ=180)
Fig. 4 Power dissipation
characteristics
0
20
15
10
5
1
10
100
CYCLE
Fig.5 Forward peak surge current
8.3ms 8.3ms
1cycle
sin wave
0
5
10
15
20
25
30
100
10
0
REVERSE VOLTAGE : VR (V)
Fig. 6 Capacitance between
terminals characteristics
0
0
6
8
10
12
14
16
18
20
0.25
0.5
0.75
1
1.5
1.25
RECOVERY TIMES: trr (ns)
Fig. 7 Reverse recovery time
IR=1.0A
Irr=0.25 IR



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com