| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MP7528 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MP7528 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Exar Corporation |
|
13 / 16 page ![]() MP7528 13 Rev. 2.00 SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.097 0.104 2.464 2.642 A1 0.0050 0.0115 0.127 0.292 B 0.014 0.019 0.356 0.483 C 0.0091 0.0125 0.231 0.318 D 0.500 0.510 12.70 12.95 E 0.292 0.299 7.42 7.59 e 0.050 BSC 1.27 BSC H 0.400 0.410 10.16 10.41 h 0.010 0.016 0.254 0.406 L 0.016 0.035 0.406 0.889 α 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° INCHES MILLIMETERS e 20 11 20 LEAD SMALL OUTLINE (300 MIL JEDEC SOIC) S20 10 D E H B A L C A1 Seating Plane α h x 45 ° |