| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
S25FS064S bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Cypress Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S25FS064S bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Cypress Semiconductor |
|
39 / 147 page ![]() Document Number: 002-03631 Rev. *C Page 39 of 147 S25FS064S PRELIMINARY 8. Physical Interface 8.1 Connection Diagrams 8.1.1 8 Connector Packages Figure 8.1 8-Pin Plastic Small Outline Package (SOIC8) Figure 8.2 8-Pad LGA 5x6 (W9A008), Top View Note: 1. The RESET# input has an internal pull-up and may be left unconnected in the system if quad mode and hardware reset are not in use. SO IC CS# SO / IO 1 WP# / IO 2 VSS VD D IO 3 / RESET# SCK SI / IO 0 1 2 3 1 45 6 7 8 LG A CS# SO / IO 1 WP# / IO 2 VSS VD D IO 3 / RESET# SCK SI / IO 0 2 3 1 4 5 6 7 8 |