| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PST14 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Power System Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PST14 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Power System Technology |
|
17 / 20 page ![]() Output N+1 bus bar PST14 Rev. 00 Page 17 of 20 www.powersystemtechnology.com Accessories data 1up : PIN 3943 : from 3V3 to 12V/80A 1 up : PIN 3939 from 15V to 48V/40A Validation du plan T.Couleau T.Couleau T.Liger Fait par / Prepared by Verifie par / Verified by Date Date Plan / draw : Planche / sheet : Ind / Rev.: Echelle / Scale : Titre : Title : Ind / Rev 00 Description de la modification / Description of modification CREATION Power System Technology 19,21 Rue Gustave Eiffel Espace Eiffel,batiment A2 28630 Gellainville Tel : 02 37 30 78 40 Fax : 02 37 30 77 71 E-mail : sales@powersystemtechnology.com Copyright Power System Technology This document is property of Power System Technology.It may not be copied or show to anyone without prior approvel of on sold company. communiqué à des tiers sans l'accord écrit d'une personne dûment mandatée par ladite Ce document est la propriété de Power System Technology et ne peut être ni reproduit,ni C société. MONTAGE CI 1105012 SUR CÂLE 1:1 1/1 00 CIE 1105012 PLAN05 2 mounting holes diam 4 31/05/11 31/05/11 31/05/11 31/05/11 CI 1105012 IND00 105 mm 535.433th 570.866th 523.622th 811.024th 535.433th 570.866th 523.622th 59.0551th CI 1104002 IND00 CI 1104002 IND00 29.5 mm 37.5 mm 45.5 mm 4 mm Outpu N+1 bus bar 1 up Ref:3939 3943 Outpu N+1 bus bar 2 up Ref:3938 CI 1104002 IND00 113 mm 121 mm 2381.89th Output N+1 bus bar 3up : PIN 3812 Validation du plan T.Couleau T.Couleau T.Liger Fait par / Prepared by Verifie par / Verified by Date Date Plan / draw : Planche / sheet : Ind / Rev.: Echelle / Scale : Titre : Title : Ind / Rev 00 Description de la modification / Description of modification CREATION Power System Technology 19,21 Rue Gustave Eiffel Espace Eiffel,batiment A2 28630 Gellainville Tel : 02 37 30 78 40 Fax : 02 37 30 77 71 E-mail : sales@powersystemtechnology.com Copyright Power System Technology This document is property of Power System Technology.It may not be copied or show to anyone without prior approvel of on sold company. communiqué à des tiers sans l'accord écrit d'une personne dûment mandatée par ladite Ce document est la propriété de Power System Technology et ne peut être ni reproduit,ni C société. MONTAGE CI 1104003 SUR CÂLE 1:1 1/1 00 CIE 1104003 PLAN05 09/05/11 CI 1104003 IND00 09/05/11 09/05/11 09/05/11 CI 1104004 IND00 167mm 90.5mm 183 mm 229mm 245mm 117.5mm Output N+1 bus bar 3 up Ref:3912 Output N+1 bus bar 4 up Ref:3855 Cables Inhibi�on & parallel connexion cable for mul� unit integra�on ! " # ! $$ %% "&'( #% )*+,) -!" ""+%&, ,./0$-! $,010$1.2$ 3$,010$111) "4%5%% #% %#%% !% %%67898:%%9 %99#%;+ 99 <=""&#'((>? #)2 )) $$ &=$*$*$,/&($, $,$,)$ $,$,)$ $,$,)$ $,$,)$ ) ) ,3@#9#> 4$24#4=!.%9##>4$$04$, 2%-A,.&B-C$%% 2 )) ) , 0 2 ! " # ! $$ %% "&'( #% )*+,) -!" ""+%&, ,./0$-! $,010$1.2$ 3$,010$111) "4%5%% #% %#%% !% %%67898:%%9 %99#%;+ 99 <=""&#'((>#)2 )) $$ #)2&()? ,1$2)) ) ) ,3@#9#> 4$24#4=!2%9##>4$$04$, ,%-A,.&B-?$%% 2 )) ) , ,1$2)) ,1$2)) ,1$2)) Inhibi�on connec�on cable for mul� unit integra�on 2up : PIN 3938 4up : PIN 3855 PIN 3704 PIN 3879 |