công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72F321AR9T6 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72F321AR9T6
Giải thích chi tiết về linh kiện  64/44-PIN 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
PDF  189 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72F321AR9T6 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72F321AR9T6 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics ST72F321AR9T6 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics ST72F321AR9T6 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics ST72F321AR9T6 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics ST72F321AR9T6 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics ST72F321AR9T6 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics ST72F321AR9T6 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics ST72F321AR9T6 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics ST72F321AR9T6 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 189 page
background image
ST72321
56/189
Table 13. Watchdog Timer Register Map and Reset Values
Address
(Hex.)
Register
Label
76543
210
002Ah
WDGCR
Reset Value
WDGA
0
T6
1
T5
1
T4
1
T3
1
T2
1
T1
1
T0
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com