công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HDF886AS6 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shoulder Electronics Limited.

tên linh kiện HDF886AS6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Loss SAW Filter of cordless system
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHOULDER [Shoulder Electronics Limited.]
Trang chủ  http://www.shoulder.cn/
Logo SHOULDER - Shoulder Electronics Limited.

HDF886AS6 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shoulder Electronics Limited.

  HDF886AS6 Datasheet HTML 1Page - Shoulder Electronics Limited. HDF886AS6 Datasheet HTML 2Page - Shoulder Electronics Limited. HDF886AS6 Datasheet HTML 3Page - Shoulder Electronics Limited. HDF886AS6 Datasheet HTML 4Page - Shoulder Electronics Limited. HDF886AS6 Datasheet HTML 5Page - Shoulder Electronics Limited. HDF886AS6 Datasheet HTML 6Page - Shoulder Electronics Limited. HDF886AS6 Datasheet HTML 7Page - Shoulder Electronics Limited. HDF886AS6 Datasheet HTML 8Page - Shoulder Electronics Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
SAW FILTER
HDF886A
S6
www.shoulder.cn
Tel:0755-82916880
Fax:0755-82916881
E-mail:info@shoulder.cn
Page 3 of 8
1. Package Dimension
2. Marking:HDF6818
HD: Brand
F : Filter
6 : SMD-6
818 : No.
2.2
3.Performance
3.1Application
Low-Loss SAW Filter of cordless system.
Center Frequency:886MHz
3.2Maximum Rating
Operation Temperature Range
-40℃ to +85℃
Storage Temperature Range
-40℃to +85℃
DC. Permissive Voltage
0 V DC. max.
Maximum Input Power
11dBm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com