công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HDF546AS4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Shoulder Electronics Limited.

tên linh kiện HDF546AS4
Giải thích chi tiết về linh kiện  This specification shall cover the characteristics of SAW filter With HDF546A used for the page system.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHOULDER [Shoulder Electronics Limited.]
Trang chủ  http://www.shoulder.cn/
Logo SHOULDER - Shoulder Electronics Limited.

HDF546AS4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Shoulder Electronics Limited.

  HDF546AS4 Datasheet HTML 1Page - Shoulder Electronics Limited. HDF546AS4 Datasheet HTML 2Page - Shoulder Electronics Limited. HDF546AS4 Datasheet HTML 3Page - Shoulder Electronics Limited. HDF546AS4 Datasheet HTML 4Page - Shoulder Electronics Limited. HDF546AS4 Datasheet HTML 5Page - Shoulder Electronics Limited. HDF546AS4 Datasheet HTML 6Page - Shoulder Electronics Limited. HDF546AS4 Datasheet HTML 7Page - Shoulder Electronics Limited. HDF546AS4 Datasheet HTML 8Page - Shoulder Electronics Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
SAW FILTER
HDF546A
SMD-4
www.shoulder.cn
Tel:0755-82916880
Fax:0755-82916881
E-mail:info@shoulder.cn
Page 7 of 8
(3) force: 20~70g
[Figure 1] Carrier Tape Dimensions
[Unit:mm]
W
F
E
P0
P1
P2
D0
D1
t1
t2
A
B
12.00
±0.30
5.50
±0.10
1.75
±0.10
4.00
±0.10
8.00
±0.10
2.00
±0.10
Ø1.50
Ø1.0
±0.25
0.25
±0.05
1.65
±0.10
4.04
±0.10
4.10
±0.10
[Figure 2]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com