công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APM9435 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APM9435
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APM9435 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Anpec Electronics Coropration

  APM9435 Datasheet HTML 1Page - Anpec Electronics Coropration APM9435 Datasheet HTML 2Page - Anpec Electronics Coropration APM9435 Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APM9435 Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APM9435 Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APM9435 Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APM9435 Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APM9435 Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APM9435 Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Copyright
 ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.4 - Mar., 2003
APM9435
www.anpec.com.tw
4
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
123456
789
10
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Typical Characteristics
-VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ - Junction Temperature (°C)
-VGS=10V
-ID=4.6A
-VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Capacitance
Gate Charge
QG - Gate Charge (nC)
-VDS=15V
-IDS=4.6A
-ID=4.6A
Frequency=1MHz
Crss
Coss
Ciss



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com