công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ACT32701LB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74ACT32701LB
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT D-TYPE LATCH PULS 16-BIT BUS BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON INVERTED)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74ACT32701LB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

  74ACT32701LB Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74ACT32701LB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74ACT32701LB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74ACT32701LB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74ACT32701LB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74ACT32701LB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74ACT32701LB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74ACT32701LB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74ACT32701LB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
74ACT32701
8/9
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
330
12.992
C
12.8
13.2
0.504
0.519
D
20.2
0.795
N
60
2.362
T
30.4
1.196
Ao
5.8
6.0
0.228
0.236
Bo
13.8
14.0
0.543
0.551
Ko
2.1
2.3
0.083
0.091
Po
3.9
4.1
0.153
0.161
P
7.9
8.1
0.311
0.319
Tape & Reel LFBGA96 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9