công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CLC2007ISO8X bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Exar Corporation

tên linh kiện CLC2007ISO8X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single, Dual, and Quad Low Cost, High Speed RRO Amplifiers
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

CLC2007ISO8X bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Exar Corporation

Back Button CLC2007ISO8X Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation CLC2007ISO8X Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation CLC2007ISO8X Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation CLC2007ISO8X Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation CLC2007ISO8X Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation CLC2007ISO8X Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation CLC2007ISO8X Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation CLC2007ISO8X Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation CLC2007ISO8X Datasheet HTML 13Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 27 page
background image
© 2007-2014 Exar Corporation
9 / 27
exar.com/CLC1007
Rev 1D
CLC1007, CLC2007, CLC4007
Typical Performance Characteristics at +3V
TA = 25°C, VS = +3V, RL = 2kΩ to VS/2, G = +2, RF = 1.5kΩ; unless otherwise noted.
3rd Harmonic Distortion vs VO over Frequency
Non-Inverting Small Signal Pulse Response
3rd Harmonic Distortion vs RL over Frequency
2nd Harmonic Distortion vs VO over Frequency
Input Voltage Noise vs Frequency
2nd Harmonic Distortion vs RL over Frequency
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0.1
1
10
100
1000
Frequency (KHz)
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
0
5
10
15
20
Frequency (MHz)
Hd2_RL = 2KΩ
Vs = +3V_VOUT = 1Vpp
Hd2_RL = 150Ω
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
0
5
10
15
20
Frequency (MHz)
Hd3_RL = 150Ω
Vs = +3V_VOUT = 1Vpp
Hd3_RL = 2KΩ
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
0.5
1
1.5
2
Output Amplitude (Vpp)
1MHz
Vs = +3V_RL = 150Ω
2MHz
5MHz
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
0.5
1
1.5
2
Output Amplitude (Vpp)
1MHz
Vs = +3V_RL = 150Ω
2MHz
5MHz
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
0
50
100
150
200
Time (ns)
Vs = +3V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com