công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PL560-08 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện PL560-08
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Frequency Multiplier
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

PL560-08 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Micrel Semiconductor

Back Button PL560-08 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor PL560-08 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor PL560-08 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor PL560-08 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor PL560-08 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor PL560-08 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor PL560-08 Datasheet HTML 10Page - Micrel Semiconductor PL560-08 Datasheet HTML 11Page - Micrel Semiconductor PL560-08 Datasheet HTML 12Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
(Preliminary)
Analog Frequency Multiplier
PL560/565-08 VCXO Family
Micrel Inc. • 2180 Fortune Drive • San Jose, CA 95131 • USA • tel +1(408) 944 -0800 • fax +1(408) 474-1000 • www.micrel.com Rev 6/22/11 Page 9
LVPECL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PARAMETERS
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
Supply Current, loaded outputs
IDD
Fout = 622.08MHz
75
80
mA
Operating Voltage
VDD
2.97
3.63
V
Output Clock Duty Cycle
@VDD–1.3V, PL560-08
40
50
60
%
@VDD–1.3V, PL565-08
45
50
55
%
Short Circuit Current
50
mA
Output High Voltage
VOH
RL = 50Ω to
(VDD – 2V)
VDD-1.025
V
Output Low Voltage
VOL
VDD-1.620
V
Clock Rise Time
tr
@ 20/80%
0.25
0.45
ns
Clock Fall Time
tf
@ 80/20%
0.25
0.45
ns
OUT
OUT
50?
50?
PECL Levels Test Circuit
LVPECL Transition Time Waveform
OUT
OUT
20%
80%
tR
tF
VDD
DUTY CYCLE
45 - 55%
55 - 45%
50%
OUT
OUT
tSKEW
PECL Output Skew
2.0V
OUT
OUT
50
50
LVPECL Levels Test Circuit
PECL Transistion Time Waveform
OUT
OUT
50%
20%
80%
tR
tF
VDD
DUTY CYCLE
45 - 55%
55 - 45%
50%
OUT
OUT
tSKEW
PECL Output Skew
2.0V
OUT
OUT
50?
50?
PECL Levels Test Circuit
PECL Transistion Time Waveform
OUT
OUT
50%
20%
80%
tR
tF
VDD
DUTY CYCLE
45 - 55%
55 - 45%
50%
OUT
OUT
tSKEW
LVPECL Output Skew
2.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com