công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC28511 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MIC28511
Giải thích chi tiết về linh kiện  60VIN, 3A Synchronous Buck Regulator
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MIC28511 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button MIC28511 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MIC28511 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MIC28511 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MIC28511 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MIC28511 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MIC28511 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MIC28511 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MIC28511 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MIC28511 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 34 page
background image
 2016 Microchip Technology Inc.
DS20005520A-page 11
MIC28511
FIGURE 2-25:
Output Voltage vs. Output
Current (MIC28511-2).
FIGURE 2-26:
Efficiency (VIN = 12V) vs.
Output Current (MIC28511-2).
FIGURE 2-27:
Efficiency (VIN = 24V) vs.
Output Current (MIC28511-2).
FIGURE 2-28:
Efficiency (VIN = 48V) vs.
Output Current (MIC28511-2).
FIGURE 2-29:
Switch Frequency vs.
Output Current (MIC28511-2).
FIGURE 2-30:
IC Power Dissipation vs.
Output Current (MIC28511-2).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com