công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XR33052IDEVB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Exar Corporation

tên linh kiện XR33052IDEVB
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V Fault Tolerant 3.0V to 5.5V RS-485/RS-422 Transceivers
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

XR33052IDEVB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Exar Corporation

Back Button XR33052IDEVB Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation XR33052IDEVB Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation XR33052IDEVB Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation XR33052IDEVB Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation XR33052IDEVB Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation XR33052IDEVB Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation XR33052IDEVB Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation XR33052IDEVB Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation XR33052IDEVB Datasheet HTML 13Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
XR
33052/53/55/58
9/18
REV2A
Pin Functions (Continued)
Transmitting
Inputs
Outputs
RE
DE
DI
Y
Z
X
1
1
1
0
X
1
0
0
1
0
0
X
High-Z
1
0
X
High-Z (shutdown)
Receiving
Inputs
Output
RE
DE
VA - VB
RO
0
X
≥ 200mV
1
0
X
≤ -200mV
0
0
X
Open/shorted/idle
1
1
1
X
High-Z
1
0
X
High-Z (shutdown)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com