công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CLVC2G126MDCUTEP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CLVC2G126MDCUTEP
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

CLVC2G126MDCUTEP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button CLVC2G126MDCUTEP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CLVC2G126MDCUTEP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CLVC2G126MDCUTEP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CLVC2G126MDCUTEP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CLVC2G126MDCUTEP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CLVC2G126MDCUTEP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CLVC2G126MDCUTEP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CLVC2G126MDCUTEP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CLVC2G126MDCUTEP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
t
h
t
su
FromOutput
UnderTest
C
(seeNote A)
L
LOADCIRCUIT
S1
V
LOAD
Open
GND
R
L
DataInput
TimingInput
0V
0V
0V
t
W
Input
0V
Input
Output
Waveform1
S1atV
(seeNoteB)
LOAD
Output
Waveform2
S1atGND
(seeNoteB)
V
OL
V
OH
0V
»0V
Output
Output
TEST
S1
t
/t
PLH
PHL
Open
Output
Control
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
1.8V
0.15V
±
2.5V
0.2V
±
3.3V
0.3V
±
5V
0.5V
±
1kW
500 W
500 W
500 W
V
CC
R
L
2× V
CC
2× V
CC
6V
2× V
CC
V
LOAD
C
L
30pF
30pF
50pF
50pF
0.15V
0.15V
0.3V
0.3V
V
D
3V
V
I
V
CC/2
V
CC/2
1.5V
V
CC/2
V
M
£2ns
£2ns
£2.5ns
£2.5ns
INPUTS
R
L
t /t
r
f
V
CC
V
CC
V
CC
V
LOAD
t
/t
PLZ
PZL
GND
t
/t
PHZ
PZH
VOLTAGEWAVEFORMS
ENABLE ANDDISABLETIMES
LOW- ANDHIGH-LEVEL ENABLING
VOLTAGEWAVEFORMS
PROPAGATIONDELAY TIMES
INVERTING ANDNONINVERTINGOUTPUTS
NOTES: A. C includesprobeandjigcapacitance.
B. Waveform1isforanoutputwithinternalconditionssuchthattheoutputislow,exceptwhendisabledbytheoutputcontrol.
Waveform2isforanoutputwithinternalconditionssuchthattheoutputishigh,exceptwhendisabledbytheoutputcontrol.
C. Allinputpulsesaresuppliedbygeneratorshavingthefollowingcharacteristics:PRR
10MHz,Z =50
.
D. Theoutputsaremeasuredoneatatime,withonetransitionpermeasurement.
E. t
andt
arethesameast .
F. t
andt
arethesameast .
G. t
andt
arethesameast .
H. Allparametersandwaveformsarenotapplicabletoalldevices.
L
O
PLZ
PHZ
dis
PZL
PZH
en
PLH
PHL
pd
£
W
VOLTAGEWAVEFORMS
PULSEDURATION
VOLTAGEWAVEFORMS
SETUP ANDHOLDTIMES
V
I
V
I
V
I
V
M
V
M
V
/2
LOAD
t
PZL
t
PLZ
t
PHZ
t
PZH
V
– V
OH
D
V
+V
OL
D
V
M
V
M
V
M
V
M
V
OL
V
OH
V
I
V
I
V
OH
V
OL
V
M
V
M
V
M
V
M
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
SN74LVC2G126-EP
SCES856 – DECEMBER 2013
www.ti.com
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
Figure 2. Load Circuit and Voltage Waveforms
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN74LVC2G126-EP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com