| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OMAP3530ECBC bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530ECBC bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - Texas Instruments |
|
90 / 265 page ![]() OMAP3530, OMAP3525 SPRS507H – FEBRUARY 2008 – REVISED OCTOBER 2013 www.ti.com Table 2-4. Multiplexing Characteristics (continued) CBB CBC CUS MODE 0 MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE 6 MODE 7 Bottom Top Bottom Top AF5 NA U3 NA W4 mcbsp3_clkx uart2_tx gpio_142 hsusb3_tll_d safe_mode ata6 AE5 NA W3 NA V4 mcbsp3_fsx uart2_rx gpio_143 hsusb3_tll_d safe_mode ata7 AB26 NA Y24 NA NA uart2_cts mcbsp3_dx gpt9_pwm_e gpio_144 safe_mode vt AB25 NA AA24 NA NA uart2_rts mcbsp3_dr gpt10_pwm_ gpio_145 safe_mode evt AA25 NA AD22 NA NA uart2_tx mcbsp3_clkx gpt11_pwm_ gpio_146 safe_mode evt AD25 NA AD21 NA NA uart2_rx mcbsp3_fsx gpt8_pwm_e gpio_147 safe_mode vt AA8 NA L4 NA W7 uart1_tx gpio_148 safe_mode AA9 NA R2 NA W6 uart1_rts gpio_149 safe_mode W8 NA W2 NA AC2 uart1_cts gpio_150 hsusb3_tll_cl safe_mode k Y8 NA H3 NA V7 uart1_rx mcbsp1_clkr mcspi4_clk gpio_151 safe_mode AE1 NA V3 NA NA mcbsp4_clkx gpio_152 hsusb3_tll_d mm3_txse0 safe_mode ata1 AD1 NA U4 NA NA mcbsp4_dr gpio_153 hsusb3_tll_d mm3_rxrcv safe_mode ata0 AD2 NA R3 NA NA mcbsp4_dx gpio_154 hsusb3_tll_d mm3_txdat safe_mode ata2 AC1 NA T3 NA NA mcbsp4_fsx gpio_155 hsusb3_tll_d mm3_txen_n safe_mode ata3 Y21 NA U19 NA W19 mcbsp1_clkr mcspi4_clk gpio_156 safe_mode AA21 NA V17 NA AB20 mcbsp1_fsr cam_global_r gpio_157 safe_mode eset V21 NA U17 NA W18 mcbsp1_dx mcspi4_simo mcbsp3_dx gpio_158 safe_mode U21 NA T20 NA Y18 mcbsp1_dr mcspi4_somi mcbsp3_dr gpio_159 safe_mode T21 NA T19 NA AA18 mcbsp_clks cam_shutter gpio_160 uart1_cts safe_mode K26 NA P20 NA AA19 mcbsp1_fsx mcspi4_cs0 mcbsp3_fsx gpio_161 safe_mode W21 NA T17 NA V18 mcbsp1_clkx mcbsp3_clkx gpio_162 safe_mode H18 NA F23 NA A23 uart3_cts_rct gpio_163 safe_mode x H19 NA F24 NA B23 uart3_rts_sd gpio_164 safe_mode H20 NA H24 NA B24 uart3_rx_irrx gpio_165 safe_mode H21 NA G24 NA C23 uart3_tx_irtx gpio_166 safe_mode T28 NA W19 NA R21 hsusb0_clk gpio_120 safe_mode T25 NA U20 NA R23 hsusb0_stp gpio_121 safe_mode R28 NA V19 NA P23 hsusb0_dir gpio_122 safe_mode T26 NA W18 NA R22 hsusb0_nxt gpio_124 safe_mode T27 NA V20 NA T24 hsusb0_data uart3_tx_irtx gpio_125 safe_mode 0 U28 NA Y20 NA T23 hsusb0_data uart3_rx_irrx gpio_130 safe_mode 1 U27 NA V18 NA U24 hsusb0_data uart3_rts_sd gpio_131 safe_mode 2 U26 NA W20 NA U23 hsusb0_data uart3_cts_rct gpio_169 safe_mode 3 x U25 NA W17 NA W24 hsusb0_data gpio_188 safe_mode 4 V28 NA Y18 NA V23 hsusb0_data gpio_189 safe_mode 5 V27 NA Y19 NA W23 hsusb0_data gpio_190 safe_mode 6 V26 NA Y17 NA T22 hsusb0_data gpio_191 safe_mode 7 K21 NA J25 NA K20 i2c1_scl J21 NA J24 NA K21 i2c1_sda AF15 NA C2 NA AC15 i2c2_scl gpio_168 safe_mode AE15 NA C1 NA AC14 i2c2_sda gpio_183 safe_mode AF14 NA AB4 NA AC13 i2c3_scl gpio_184 safe_mode 90 TERMINAL DESCRIPTION Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback Product Folder Links: OMAP3530 OMAP3525 |