công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP3910A1-E/SS bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP3910A1-E/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V Two-Channel Analog Front End
PDF  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP3910A1-E/SS bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - Microchip Technology

Back Button MCP3910A1-E/SS Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology MCP3910A1-E/SS Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology MCP3910A1-E/SS Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology MCP3910A1-E/SS Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology MCP3910A1-E/SS Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology MCP3910A1-E/SS Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology MCP3910A1-E/SS Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology MCP3910A1-E/SS Datasheet HTML 81Page - Microchip Technology MCP3910A1-E/SS Datasheet HTML 82Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 86 page
background image
MCP3910
DS20005116B-page 78
 2012-2014 Microchip Technology Inc.
/HDG3ODVWLF 6KULQN6PDOO 2XWOLQH 66 ± PP%RG\ >6623@
1RWHV
 3LQ  YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWKLQ WKH KDWFKHG DUHD
 'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG  PP SHU VLGH
 'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
5() 5HIHUHQFH 'LPHQVLRQ XVXDOO\ ZLWKRXW WROHUDQFH IRU LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV RQO\
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZPLFURFKLSFRPSDFNDJLQJ
8QLWV
0,//,0(7(56
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1

3LWFK
H
 %6&
2YHUDOO +HLJKW
$
±
±

0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$



6WDQGRII
$

±
±
2YHUDOO :LGWK
(



0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(



2YHUDOO /HQJWK
'



)RRW /HQJWK
/



)RRWSULQW
/
 5()
/HDG 7KLFNQHVV
F

±

)RRW $QJOH
I
ƒ
ƒ
ƒ
/HDG :LGWK
E

±

φ
L
L1
A2
c
e
b
A1
A
12
NOTE 1
E1
E
D
N
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com